Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC230-YE1N Datasheet(Fiches technique) 98 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC230-YE1N
Description  ARM® Cortex®-M 32-bit Microcontroller
Télécharger  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 98 page
background image
NUC100/120xxxDN
Aug 31, 2015
Page 98 of 107
Rev 1.01
8.4.3
Low Voltage Reset Specification
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Voltage
-
0
-
5.5
V
Quiescent Current
VDD=5.5 V
-
1
5
A
Operation Temperature
-
-40
25
85
Threshold Voltage
Temperature=25℃
1.7
2.0
2.3
V
Temperature=-40℃
-
2.4
-
V
Temperature=85℃
-
1.6
-
V
Hysteresis
-
0
0
0
V
8.4.4
Brown-out Detector Specification
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Voltage
-
0
-
5.5
V
Temperature
-
-40
25
85
Quiescent Current
AVDD=5.5 V
-
-
125
μA
Brown-out Voltage
BOD_VL[1:0]=11
4.2
4.4
4.6
V
BOD_VL [1:0]=10
3.5
3.7
3.9
V
BOD_VL [1:0]=01
2.6
2.7
2.8
V
BOD_VL [1:0]=00
2.1
2.2
2.3
V
Hysteresis
-
30
-
150
mV
8.4.5
Power-on Reset Specification
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Temperature
-
-40
25
85
Reset Voltage
V+
-
2
-
V
Quiescent Current
Vin > reset voltage
-
1
-
nA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl