Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC100-YE1N Datasheet(Fiches technique) 75 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-YE1N
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 75 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 75 -
Revision V2.03
s
7.3
AC Electrical Characteristic
t CLCL
tCLCX
t CHCX
tCLCH
tCHCL
Note: Duty cycle is 50%.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
tCHCX
Clock High Time
20
-
-
nS
tCLCX
Clock Low Time
20
-
-
nS
tCLCH
Clock Rise Time
-
-
10
nS
tCHCL
Clock Fall Time
-
-
10
nS
7.3.1
External 4~24 MHz High Speed Crystal
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Input clock frequency
External crystal
4
12
24
MHz
Temperature
-
-40
-
85
VDD
-
2.5
5
5.5
V
Operating current
12 MHz@ VDD = 5V
-
1
-
mA
7.3.1.1
Typical Crystal Application Circuits
CRYSTAL
C1
C2
R
4 MHz ~ 24 MHz
without
without
without




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl