Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC100-RB1N Datasheet(Fiches technique) 96 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-RB1N
Description  ARM® Cortex®-M 32-bit Microcontroller
Télécharger  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 96 page
background image
NUC100/120xxxDN
Aug 31, 2015
Page 96 of 107
Rev 1.01
XT1_IN
XT1_OUT
C1
R
C2
Figure 8-1 Typical Crystal Application Circuit
8.3.3
External 32.768 kHz Low Speed Crystal Oscillator
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Voltage VDD
-
2.5
-
5.5
V
Operation Temperature
-
-40
-
85
Operation Current
32.768KHz at VDD=5V
1.5
A
Clock Frequency
External crystal
-
32.768
-
kHz
8.3.4
Internal 22.1184 MHz High Speed Oscillator
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Voltage VDD
-
2.5
-
5.5
V
Center Frequency
-
-
22.1184
-
MHz
Calibrated Internal Oscillator Frequency
+25℃; VDD =5 V
-1
-
+1
%
-40℃~+85℃;
VDD=2.5 V~5.5 V
-3
-
+3
%
Operation Current
VDD =5 V
-
500
-
uA
8.3.5
Internal 10 kHz Low Speed Oscillator
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation Voltage VDD
-
2.5
-
5.5
V
Center Frequency
-
-
10
-
kHz
Calibrated Internal Oscillator Frequency
+25℃; VDD =5 V
-30
-
+30
%




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl