Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC120-LA1N Datasheet(Fiches technique) 33 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC120-LA1N
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 33 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 33 -
Revision V2.03
22.1184
MHz
111
011
10 kHz
22.1184 MHz
CPUCLK
CPU
1
0
PLLCON[19]
4~12
MHz
PLLFOUT
111
011
010
001
4~24 MHz
32.768 kHz
4~24 MHz
HCLK
22.1184 MHz
000
1/2
1/2
1/2
CLKSEL0[5:3]
1
0
SysTick
TMR 3
ADC
UART 0-2
PDMA
ACMP
I2C 0~1
SPI 0-3
USB
I2S
RTC
PS2
FDIV
PWM 0-1
WDT
PWM 2-3
PWM 4-5
PWM 6-7
TMR 0
TMR 1
TMR 2
FMC
EBI
32.768
kHz
10 kHz
111
010
001
HCLK
32.768 kHz
000
4~24 MHz
010
001
PLLFOUT
32.768 kHz
4~24 MHz
SYST_CSR[2]
CPUCLK
1/(HCLK_N+1)
PCLK
HCLK
000
CLKSEL0[2:0]
22.1184 MHz
11
01
00
PLLFOUT
4~24 MHz
22.1184 MHz
CLKSEL1[3:2]
CLKSEL1[25:24]
CLKSEL1[22:20]
CLKSEL1[18:16]
CLKSEL1[14:12]
CLKSEL1[10:8]
1/(USB_N+1)
PLLFOUT
11
10
01
00
HCLK
PLLFOUT
4~24 MHz
22.1184 MHz
11
10
01
00
HCLK
4~24 MHz
22.1184 MHz
32.768 kHz
CLKSEL2[7:2]
CLKSEL1[31:28]
22.1184 MHz
32.768 kHz
BOD
10 kHz
1/(ADC_N+1)
CLKSEL2[1:0]
11
10
CLKSEL1[1:0]
HCLK
1/2048
1/(UART_N+1)
22.1184 MHz
4~24 MHz
Figure 5-3 Clock generator global view diagram




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl