Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


ISD5116EY Datasheet(Fiches technique) 31 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce ISD5116EY
Description  SINGLE-CHIP
Télécharger  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 31 page
background image
ISD5100 SERIES
Publication Release Date: Oct 31, 2008
- 31 -
Revision 1.42
6.4.4
Volume Control Description
VOL
SUM2
VOL
MUX
SUM1
INP
2
ANA IN AMP
VOLUME
CONTROL
(VLS1,VLS0)
3
(VOL2,VOL1,VOL0)
1 (VLPD)
VLPD
CONDITION
0
Power Up
1
Power Down
VLS1 VLS0 SOURCE
0
0
ANA IN AMP
0
1
SUM2
1
0
SUM1
1
1
INP
VOL2
VOL1
VOL
0
ATTENUATION
0
0
0
0 dB
0
0
1
4 dB
0
1
0
8 dB
0
1
1
12 dB
1
0
0
16 dB
1
0
1
20 dB
1
1
0
24 dB
1
1
1
28 dB
INS0
AIG1
AIG0 AIPD
AXG1 AXG0 AXPD
AOS2AOS1 AOS0AOPD OPS1 OPS0
OPA1 OPA0 VLPD
CFG0
1 5
14
1 3
12
1 1
10
98
7
6
54
32
10
VLS1
VLS0
VOL2VOL1
S1 S1
S1S0
S1M1
S1 M0 S2M1
S2M0
FLS0FLD1FLD0
FLPD
AGPD
CFG1
VOL0




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl