Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


M54-LN Datasheet(Fiches technique) 62 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce M54-LN
Description  32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 62 page
background image
NuMicro
M058/M0516 Data Sheet
Publication Release Date: May 30, 2011
- 62 -
Revision V2.00
8.3.4
Internal 22.1184 MHz High Speed Oscillator
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply voltage
[1]
-
2.5
-
5.5
V
Center Frequency
-
-
22.1184
MHz
+25 C; V
 
DD =5V
-1
-
+1
%
Calibrated Internal Oscillator
Frequency
-40C~+85C;
  
VDD=2.5V~5.5V
-3
-
+3
%
Accuracy of Un-calibrated
Internal Oscillator Frequency
-40C~+85C;
  
VDD=2.5V~5.5V
-25
-
+25
%
Operating current
VDD =5V
-
500
-
uA
8.3.5
Internal 10 kHz Low Speed Oscillator
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply voltage
[1]
-
2.5
-
5.5
V
Center Frequency
-
-
10
-
kHz
+25 C; V
 
DD =5V
-30
-
+30
%
Calibrated Internal Oscillator
Frequency
-40C~+85C;
  
VDD=2.5V~5.5V
-50
-
+50
%
Operating current
VDD =5V
-
5
-
uA
Notes:
1. Internal operation voltage comes form LDO.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl