Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3867DV Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI3867DV
Description  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3867DV Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI3867DV Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3867DV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3867DV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3867DV Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3867DV Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si3867DV
Vishay Siliconix
www.vishay.com
4
Document Number: 72068
S-31988—Rev. B, 13-Oct-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 90_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
0
20
30
5
10
Single Pulse Power
Time (sec)
25
1
100
600
10
0.01
TA = 25_C
0.1
Safe Operating Area
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
0.1
rDS(on) Limited
IDM Limited
P(t) = 10
dc
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001
BVDSS Limited
TA = 25_C
Single Pulse
ID(on)
Limited


Numéro de pièce similaire - SI3867DV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3867DV VISHAY-SI3867DV Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 20-Mar-06
SI3867DV-T1 VISHAY-SI3867DV-T1 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 20-Mar-06
SI3867DV-T1-E3 VISHAY-SI3867DV-T1-E3 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 20-Mar-06
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3867DV-T1-GE3 VBSEMI-SI3867DV-T1-GE3 Datasheet
450Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3867DV VISHAY-SI3867DV_08 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 20-Mar-06
More results

Description similaire - SI3867DV

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com