Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CSE7759 Fiches technique(PDF) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
|
CSE7759 Fiches technique(HTML) 8 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. |
8 / 11 page CSE7759 Chip Feature Description R R e R ee v e v v 1 v 1 1 . 1 ..1111111 The first The first 8 The first 8 8 page 8 page page , page , , Altogether , Altogether Altogether 1 Altogether 1 1 1 1 1 1 page 1 page page 2.4 Limit Ratings 2.4 Limit Ratings parameter Symbol Min Typ Max Units Digital Power Analog supply VDD to GND V1P, V1N, V2P Analog Input Voltage Digital input voltage Digital output voltage Working temperature storage temperature VDD -0.3 - +6.0 V VDD -0.3 - +6.0 V -0.3 - +6.0 V -1 +1 V VINA -0.3 - VDD+0.3 V VIND -0.3 - VDD+0.3 V VOUTD -0.3 - VDD+0.3 V TA -40 - 85 °C Tstg -65 - 150 °C |
Numéro de pièce similaire - CSE7759 |
|
Description similaire - CSE7759 |