Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC87F52C8A Fiches technique(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC87F52C8A
Description  LC87F52C8A
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC87F52C8A Fiches technique(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC87F52C8A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC87F52C8A Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
LC87F52C8A
No.6845-10/24
端子名
I/O
機能説明
オプション
ポート 8
P80∼P87
I/O
・8 ビットの入出力ポート
・1 ビット単位の入出力指定可能
・兼用機能
P80∼P87 : AD 変換入力ポート
なし
ポート A
PA0∼PA5
I/O
・6 ビットの入出力ポート
・1 ビット単位の入出力指定可能
・1 ビット単位のプルアップ抵抗 ON/OFF 可能
・兼用機能
PA0 : パラレルインタフェースの CS2#出力
PA1 : パラレルインタフェースの CS1#出力
PA2 : パラレルインタフェースの CS0#出力
PA3 : パラレルインタフェースの WR#出力
PA4 : パラレルインタフェースの RD#出力
PA5 : パラレルインタフェースの RS 出力
あり
ポート B
PB0∼PB7
I/O
・8 ビットの入出力ポート
・1 ビット単位の入出力指定可能
・1 ビット単位のプルアップ抵抗 ON/OFF 可能
・兼用機能
PB0∼PB7 : パラレルインタフェースのデータ入出力/アドレス出力
あり
ポート C
PC0∼PC7
I/O
・8 ビットの入出力ポート
・1 ビット単位の入出力指定可能
・1 ビット単位のプルアップ抵抗 ON/OFF 可能
・兼用機能
PC0∼PC7 : パラレルインタフェースのアドレス出力
あり
ポート E
PE0∼PE7
I/O
・8 ビットの入出力ポート
・2 ビット単位の入出力指定可能
・1 ビット単位のプルアップ抵抗 ON/OFF 可能
なし
ポート F
PF0∼PF7
I/O
・8 ビットの入出力ポート
・2 ビット単位の入出力指定可能
・1 ビット単位のプルアップ抵抗 ON/OFF 可能
なし
SIO2 ポート
SI2P0
∼SI2P3
I/O
・4 ビットの入出力ポート
・1 ビット単位の入出力指定可能
・兼用機能
SI2P0 : SIO2 データ出力
SI2P1 : SIO2 データ入力/バス入出力
SI2P2 : SIO2 クロック入出力
SI2P3 : SIO2 クロック出力
なし
PWM0
O
PWM0 出力ポート
なし
PWM1
O
PWM1 出力ポート
なし
RES
I
リセット端子
なし
XT1
I
・32.768kHz 水晶発振子用入力端子
・兼用機能
AN10 : AD 変換入力ポート
汎用入力ポート
使用しない場合は VDD1 に接続してください。
なし
XT2
I/O
・32.768kHz 水晶発振子用出力端子
・兼用機能
AN11 : AD 変換入力ポート
汎用入力ポート
使用しない場合は発振仕様にして、オープンにしてください。
なし
CF1
I
セラミック発振子用入力端子
なし
CF2
O
セラミック発振子用出力端子
なし


Numéro de pièce similaire - LC87F52C8A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC87F57C8A SANYO-LC87F57C8A Datasheet
336Kb / 28P
   8 BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLER
LC87F5864B SANYO-LC87F5864B Datasheet
159Kb / 23P
   FROM 64K byte, RAM 2048 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5864C SANYO-LC87F5864C Datasheet
158Kb / 23P
   FROM 64K byte, RAM 2048 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5932A SANYO-LC87F5932A Datasheet
183Kb / 25P
   CMOS IC Internal 32K-byte FROM and 1024-byte RAM 8-bit 1-chip Microcontroller
LC87F5932A SANYO-LC87F5932A Datasheet
199Kb / 27P
   Internal 32K-byte FROM and 1024-byte RAM 8-bit 1-chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com