Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


QM2416K Datasheet(Fiches technique) 4 Page - uPI Group Inc.

Numéro de pièce QM2416K
Description  N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Télécharger  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  UPI [uPI Group Inc.]
Site Internet  http://www.ubiq-semi.com/
Logo 

   
 4 page
background image
4
QM2416K
N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t , Pulse Width (s)
P
DM
D = T
ON/T
T
Jpeak = TA + PDM x RθJA
T
ON
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
DUTY=0.5
SINGLE PULSE
10
100
1000
1
5
9
13
17
21
VDS , Drain to Source Voltage (V)
F=1.0MHz
Ciss
Coss
Crss
Fig.8 Safe Operating Area
Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Fig.7 Capacitance
Fig.10 Switching Time Waveform
Fig.11 Gate Charge Waveform




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl