Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9434BDY Fiches technique(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9434BDY
Description  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9434BDY Fiches technique(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI9434BDY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9434BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9434BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SPICE Device Model Si9434BDY
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 73104
2
12-Aug-04
SPECIFICATIONS (TJ = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Simulated
Data
Measured
Data
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = −250 µA
0.80
V
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS = −5 V, VGS = −4.5 V
156
A
VGS = −4.5 V, ID = −6.3 A
0.034
0.033
Drain-Source On-State Resistance
a
rDS(on)
VGS = −2.5 V, ID = −5.1 A
0.043
0.044
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = −5 V, ID = −6.3 A
15
10
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = −2.6 A, VGS = 0 V
−0.80
−0.80
V
Dynamic
b
Total Gate Charge
Qg
11.6
12
Gate-Source Charge
Qgs
1.7
1.7
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS = −10 V, VGS = −4.5 V, ID = −6.3 A
3.5
3.5
nC
Turn-On Delay Time
td(on)
16
15
Rise Time
tr
13
45
Turn-Off Delay Time
td(off)
83
80
Fall Time
tf
VDD = −10 V, RL = 10 Ω
ID ≅ −1 A, VGEN = −4.5 V, RG = 6 Ω
9
60
ns
Notes
a. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.


Numéro de pièce similaire - SI9434BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9434DY VISHAY-SI9434DY Datasheet
45Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
Rev. H, 15-Jun-98
More results

Description similaire - SI9434BDY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com