Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HLMP-6500-F0011 Fiches technique(PDF) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HLMP-6500-F0011 Fiches technique(HTML) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
2 / 16 page 2 Device Selection Guide Part Number: HLMP-xxxx DH AS High High Device Standard AlGaAs Efficiency Perf. Emerald Outline Red Red Red Orange Yellow Green Green Device Description[1] Drawing P005 P105 P205 P405 P305 P505 P605 Untinted, Nondiffused, A Flat Top P102 P202 P402 P302 P502 Untinted, Diffused, Flat Top A 6000 Q100 6300 Q400 6400 6500 Q600 Tinted, Diffused B Q105 6305 Q405 6405 6505 Q605 Untinted, Nondiffused, B High Brightness Q150 7000 7019 7040 Tinted, Diffused, Low Current B Q155 Nondiffused, Low Current B 6600 6700 6800 Tinted, Diffused, Resistor, B 5 V, 10 mA 6620 6720 6820 Diffused, Resistor, 5 V, 4 mA B Ordering Information HLMX-XXXX-X X X X X 4 x 4 Prod. Part Number Min. Iv Bin Max. Iv Bin Color Bin Selection Packaging Option |
Numéro de pièce similaire - HLMP-6500-F0011 |
|
Description similaire - HLMP-6500-F0011 |