Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


VUB72-12NOXT Datasheet(Fiches technique) 8 Page - IXYS Corporation

Numéro de pièce VUB72-12NOXT
Description  Standard Rectifier Module(3~ Rectifier Bridge Brake Unit NTC)
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  IXYS [IXYS Corporation]
Site Internet  http://www.ixys.com
Logo 

   
 8 page
background image
VUB72-12NOXT
0
40
80
120
160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
K
f
T
VJ [°C]
200
600
1000
0
400
800
0
10
20
30
40
50
0
0
0
1
0
0
1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1
2
3
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
I
RM
[A]
Q
rr
[μC]
I
F
[A]
V
F [V]
di
F /dt [A/μs]
di
F /dt [A/μs]
Fig. 1 Forward current
I
F versus VF
Fig. 2 Typ. reverse recov. charge
Q
r versus diF /dt
Fig. 3 Typ. peak reverse current
I
RM versus diF /dt
Fig. 4 Dynamic parameters
Q
r, I RM versus TVJ
I
RM
Q
r
I
F = 30 A
I
F
= 15 A
I
F
= 7.5 A
T
VJ = 25°C
100°C
150°C
I
F = 30 A
I
F
= 15 A
I
F
= 7.5 A
T
VJ = 125°C
V
R = 800 V
T
VJ = 125°C
V
R = 800 V
200
600
1000
0
400
800
100
120
140
160
180
0
200
400
600
800 100 0
0
40
80
120
0.0
0.4
0.8
1.2
V
FR
[V]
t
rr
[ns]
t
fr
[µs]
di
F /dt [A/μs]
-d i
F /dt [A/μs]
Fig. 5 Typ. recovery time
t
rr versus diF/dt
Fig. 6 Typ. peak forward voltage
V
FR and tfr versus diF/dt
t
fr
V
FR
T
VJ = 125°C
V
R = 800 V
I
F = 30 A
I
F
= 15 A
I
F
= 7.5 A
T
VJ = 125°C
I
F = 15 A
V
R = 800 V
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
t
[s]
Z
thJC
[K/W]
Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case
Brake Diode
IXYS reserves the right to change limits, conditions and dimensions.
20151102d
Data according to IEC 60747and per semiconductor unless otherwise specified
© 2015 IXYS all rights reserved




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl