Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


VUB72-12NOXT Datasheet(Fiches technique) 7 Page - IXYS Corporation

Numéro de pièce VUB72-12NOXT
Description  Standard Rectifier Module(3~ Rectifier Bridge Brake Unit NTC)
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  IXYS [IXYS Corporation]
Site Internet  http://www.ixys.com
Logo 

   
 7 page
background image
VUB72-12NOXT
0
1
2
3
0
10
20
30
40
50
60
70
0
20
40
60
80
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70
V
CE [V]
I
C
[A]
Q
G [nC]
V
GE
[V]
9 V
11 V
5
6
7
8
9
10 11 12 13
0
10
20
30
40
50
60
70
0
20
40
60
80 100 120 140
0
5
10
15
20
13 V
20
40
60
80
3
4
5
6
E
[mJ]
E
on
Fig. 1 Typ. output characteristics
V
CE [V]
I
C
[A]
V
GE = 15 V
17 V
19 V
Fig. 2 Typ. output characteristics
I
C
[A]
Fig. 3 Typ. tranfer characteristics
V
GE [V]
Fig. 4 Typ. turn-on gate charge
Fig. 5 Typ. switching energy
versus collector current
E
off
Fig. 6 Typ. switching energy
versus gate resistance
R
G [
]
E
[mJ]
I
C [A]
E
on
E
off
T
VJ = 125°C
T
VJ = 25°C
VGE = 15 V
T
VJ = 125°C
T
VJ = 125°C
T
VJ = 25°C
I
C
= 35 A
V
CE = 600 V
R
G =
27
V
CE = 600 V
V
GE = ±15 V
T
VJ = 125°C
I
C =
35 A
V
CE = 600 V
V
GE = ±15 V
T
VJ = 125°C
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
t
[s]
Z
thJC
[K/W]
Fig. 7 Typ. transient thermal impedance
Brake IGBT
IXYS reserves the right to change limits, conditions and dimensions.
20151102d
Data according to IEC 60747and per semiconductor unless otherwise specified
© 2015 IXYS all rights reserved




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl