Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6619 Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6619
Description  DirectFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6619 Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF6619 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6619 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IRF6619
8
www.irf.com
DirectFET
™ Outline Dimension, MX Outline
(Medium Size Can, X-Designation).
Please see DirectFET application note AN-1035 for all details regarding the assembly of DirectFET.
This includes all recommendations for stencil and substrate designs.
DirectFET
™ Part Marking
MAX
0.246
0.189
0.152
0.014
0.027
0.027
0.054
0.032
0.015
0.035
0.090
0.023
0.001
0.003
MAX
0.250
0.201
0.156
0.018
0.028
0.028
0.056
0.033
0.017
0.039
0.095
0.028
0.003
0.007
MIN
6.25
4.80
3.85
0.35
0.68
0.68
1.38
0.80
0.38
0.88
2.28
0.59
0.03
0.08
MAX
6.35
5.05
3.95
0.45
0.72
0.72
1.42
0.84
0.42
1.01
2.41
0.70
0.08
0.17
CODE
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
DIMENSIONS
METRIC
IMPERIAL


Numéro de pièce similaire - IRF6619

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6619 IRF-IRF6619 Datasheet
287Kb / 10P
   Low Profile (0.7 mm)
IRF66191PBF IRF-IRF66191PBF Datasheet
287Kb / 10P
   Low Profile (0.7 mm)
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF Datasheet
295Kb / 10P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF Datasheet
296Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
IRF6619PBF IRF-IRF6619PBF_15 Datasheet
296Kb / 10P
   Ideal for CPU Core DC-DC Converters
More results

Description similaire - IRF6619

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6644 IRF-IRF6644 Datasheet
247Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6628PBF IRF-IRF6628PBF Datasheet
267Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6722SPBF IRF-IRF6722SPBF Datasheet
260Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6631PBF IRF-IRF6631PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6711SPBF IRF-IRF6711SPBF Datasheet
308Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6718L2TRPBF IRF-IRF6718L2TRPBF Datasheet
236Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF7738L2PBF IRF-IRF7738L2PBF Datasheet
285Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRL7732S2 IRF-AUIRL7732S2 Datasheet
221Kb / 11P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6613PBF IRF-IRF6613PBF Datasheet
241Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6620PBF IRF-IRF6620PBF Datasheet
239Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRF7640S2TR IRF-AUIRF7640S2TR Datasheet
309Kb / 11P
   DirectFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com