Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCF4033B Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
HCF4033B Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 11 page HCF4033B 9/11 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 Plastic DIP-16 (0.25) MECHANICAL DATA P001C |
Numéro de pièce similaire - HCF4033B |
|
Description similaire - HCF4033B |