Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9119DY Fiches technique(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9119DY
Description  Programmable Duty Cycle Controller
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9119DY Fiches technique(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI9119DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI9119DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Si9118/Si9119
Vishay Siliconix
New Product
www.Vishay Siliconix.com
S FaxBack 408-970-5600
2
Document Number: 70815
S-60752—Rev. B, 05 Apr-99
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Voltages Referenced to –VIN
VCC
18 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+VIN (Note: VCC < +VIN + 0.3 V)
200 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Logic Input (SYNC)
–0.3 V to VCC + 0.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linear Inputs
(FB, ICS, ILIMIT, SS/EN)
–0.3 V to VCC + 0.3 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HV Pre-Regulator Input Current (continuous)
5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature
–65 to 150
_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature
–40 to 85
_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMAX
3.2 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction Temperature (TJ)
150
_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation (Package)a
16-Pin SOIC (Y Suffix)b
900 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Impedance (
QJA)
16-Pin SOIC
140
_C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes
a.
Device mounted with all leads soldered or welded to PC board.
b.
Derate 7.2 mW/
_C above 25_C.
*
Exposure to Absolute Maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. Stresses above Absolute Maximum rating may cause permanent
.
damage. Functional operation at conditions other than the operating conditions specified is not implied. Only one Absolute Maximum rating should be applied at any
one time.
RECOMMENDED OPERATING RANGE
Voltages Referenced to –VIN
VCC
10 V to 16.5 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+VIN
10 V to 200 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fOSC
40 kHz to 1 MHz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROSC
56 k
W to 1 MW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COSC
47 pF to 200 pF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linear Inputs
0 to VCC – 4 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital Inputs
0 to VCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPECIFICATIONS
Test Conditions
Unless Specified
O
ill t
Di
bl d
Limits
D Suffix –40 to 85
_C
Parameter
Symbol
Oscillator Disabled
–VIN = 0 V, VCC = 10 V
Tempa
Min
Typb
Max
Unit
Reference
Ot
t V lt
V
OSC Disabled, TA = 25_C
Room
3.94
4.0
4.06
V
Output Voltage
VREF
OSC Disabled, Over Voltage and Tem-
perature Rangesc
Full
3.88
4.0
4.12
V
Short Circuit Current
ISREF
VREF = –VIN
–30
–5
mA
Load Regulation
DVR/DIR
IREF = 0 to –1 mA
10
40
mV
Oscillator
Initial Accuracyd
fOSC
ROSC = 374 kW, COSC = 200 pF
90
100
110
kHz
Initial Accuracyd
fOSCc
ROSC = 70 kW, COSC = 200 pF
450
500
550
kHz
Voltage Stabilityc
Df/f
ROSC = 70 kW, COSC = 200 pF
Df/f = [f(16.5 V) – f(9.5 V)] / f(9.5 V)
1
2
%
Temperature Coefficientc
OSC TC
–40
v TA v 85_C, fOSC = 100 kHz
200
500
ppm/
_C
Sync High Pulse Width (Si9119)
200
Sync Low Pulse Width (Si9119)
200
ns
Sync Rise/Fall Time (Si9119)
200
Sync Logic Low (Si9119)
VIL
0.8
V
Sync Logic High (Si9119)
VIH
4
V
Sync Rangec (Si9119)
fEXT
1.05 x fOSC
kHz
PWM/PSM
PWM/PSM Logic High
VIH
4
V
PWM/PSM Logic Low
VIL
0.8
V
DMAX
Accuracy
fOSC = 100 kHz with 1% Resistor
"10
%


Numéro de pièce similaire - SI9119DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9119DY VISHAY-SI9119DY Datasheet
174Kb / 11P
   Programmable Duty Cycle Controller
Rev. E, 16-May-11
SI9119DY-T1 VISHAY-SI9119DY-T1 Datasheet
174Kb / 11P
   Programmable Duty Cycle Controller
Rev. E, 16-May-11
SI9119DY-T1-E3 VISHAY-SI9119DY-T1-E3 Datasheet
174Kb / 11P
   Programmable Duty Cycle Controller
Rev. E, 16-May-11
More results

Description similaire - SI9119DY

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9118 VISHAY-SI9118_11 Datasheet
174Kb / 11P
   Programmable Duty Cycle Controller
Rev. E, 16-May-11
SI9118 VISHAY-SI9118_V01 Datasheet
187Kb / 11P
   Programmable Duty Cycle Controller
01-Jan-2022
logo
Texas Instruments
UCC1807 TI-UCC1807 Datasheet
314Kb / 11P
[Old version datasheet]   Programmable Maximum Duty Cycle PWM Controller
UCC28220-Q1 TI1-UCC28220-Q1 Datasheet
780Kb / 26P
[Old version datasheet]   INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAXIMUM DUTY CYCLE
UCC28220 TI-UCC28220_07 Datasheet
616Kb / 30P
[Old version datasheet]   INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
UCC28220-Q1 TI-UCC28220-Q1_15 Datasheet
940Kb / 27P
[Old version datasheet]   INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAXIMUM DUTY CYCLE
UCC28220 TI-UCC28220 Datasheet
373Kb / 24P
[Old version datasheet]   INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
UCC28220 TI-UCC28220_15 Datasheet
897Kb / 32P
[Old version datasheet]   INTERLEAVED DUAL PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE MAX DUTY CYCLE
UCC1807-1 TI1-UCC1807-1 Datasheet
3Mb / 16P
[Old version datasheet]   Programmable Maximum Duyt Cycle PWM Controller
UCC29900 TI1-UCC29900 Datasheet
861Kb / 24P
[Old version datasheet]   Integral Cycle Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com