Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STD100NH03LT4 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STD100NH03LT4
Description  N-CHANNEL 30V - 0.005 W - 60A DPAK STripFET??III POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD100NH03LT4 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STD100NH03LT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD100NH03LT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7/11
STD100NH03L
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
D
L2
L4
H
DETAIL "A"
DETAIL "A"
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA
0068772-B


Numéro de pièce similaire - STD100NH03LT4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STD100NH03LT4 STMICROELECTRONICS-STD100NH03LT4 Datasheet
472Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
More results

Description similaire - STD100NH03LT4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075 W - 60A DPAK/IPAK STripFET III POWER MOSFET
STD90N03L STMICROELECTRONICS-STD90N03L Datasheet
314Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.005廓 - 80A - DPAK/IPAK STripFET??III Power MOSFET
STB120NH03L STMICROELECTRONICS-STB120NH03L Datasheet
421Kb / 11P
   N-CHANNEL 30V - 0.005 W - 60A D2PAK STripFET III POWER MOSFET FOR DC-DC CONVERSION
STD100NH03L STMICROELECTRONICS-STD100NH03L_06 Datasheet
472Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
logo
Texas Instruments
STD60NF3LL TI-STD60NF3LL_06 Datasheet
404Kb / 13P
[Old version datasheet]   N-channel 30V - 0.0075廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L_07 Datasheet
365Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0052廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com