Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


MGA-53543 Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Numéro de pièce MGA-53543
Description  50 MHz to 6 GHz High Linear Amplifier
Télécharger  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Site Internet  http://www.home.agilent.com
Logo 

 
 4 page
background image
4
MGA-53543 Typical Scattering Parameters
TC = 25°C, Vd = 5.0V, Id = 54 mA, ZO = 50 Ω, (in ICM test fixture)
Freq
S11
S11
S21
S21
S21
S12
S12
S12
S22
S22
K
(GHz)
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
0.05
0.823
-38.8
26.26
20.56
161.3
-27.96
0.04
59.7
0.72
-33
0.3
0.1
0.641
-66.7
24.39
16.584
148.9
-24.29
0.061
40.6
0.558
-61.5
0.4
0.2
0.439
-98.7
21.55
11.954
142.7
-22.50
0.075
22.9
0.344
-95.3
0.7
0.3
0.349
-116.8
20.14
10.165
141.8
-22.05
0.079
15.4
0.235
-118.3
0.9
0.4
0.305
-128.9
19.39
9.317
140.7
-21.94
0.08
11.2
0.176
-138.2
0.9
0.5
0.251
-135.6
18.92
8.826
139.3
-21.83
0.081
9
0.097
-167.4
1
0.6
0.233
-142.5
18.6
8.509
136.7
-21.72
0.082
7
0.087
159.7
1
0.7
0.22
-147.5
18.34
8.261
133.6
-21.72
0.082
5.4
0.094
131.8
1.1
0.8
0.212
-151.1
18.12
8.053
130.2
-21.72
0.082
4
0.11
110.7
1.1
0.9
0.207
-153.6
17.9
7.854
126.7
-21.62
0.083
2.8
0.129
95.4
1.1
1.0
0.201
-155.3
17.7
7.674
123
-21.62
0.083
1.7
0.148
84.1
1.1
1.1
0.198
-157.3
17.51
7.505
119.2
-21.62
0.083
0.7
0.169
74.8
1.1
1.2
0.196
-158.2
17.31
7.335
115.4
-21.62
0.083
-0.2
0.186
66.6
1.1
1.3
0.194
-158.4
17.1
7.165
111.6
-21.62
0.083
-1.1
0.203
59.6
1.1
1.4
0.195
-159.4
16.9
7
107.7
-21.62
0.083
-2
0.219
53.1
1.1
1.5
0.197
-160
16.7
6.836
103.9
-21.62
0.083
-2.8
0.235
47.6
1.1
1.6
0.199
-160.1
16.48
6.666
100.1
-21.72
0.082
-3.6
0.248
42.2
1.1
1.7
0.201
-160.5
16.26
6.498
96.3
-21.72
0.082
-4.3
0.261
37.1
1.1
1.8
0.205
-161.5
16.04
6.341
92.6
-21.72
0.082
-4.9
0.273
32.4
1.1
1.9
0.212
-162.6
15.82
6.179
88.9
-21.83
0.081
-5.6
0.283
28
1.2
2.0
0.216
-163.1
15.59
6.017
85.3
-21.83
0.081
-6.2
0.293
23.8
1.2
2.1
0.221
-164.8
15.36
5.862
81.7
-21.94
0.08
-6.7
0.301
19.8
1.2
2.2
0.229
-166.1
15.14
5.714
78.3
-21.94
0.08
-7.3
0.31
16
1.2
2.3
0.235
-167.2
14.9
5.56
74.7
-22.05
0.079
-7.6
0.316
12.3
1.2
2.4
0.241
-169.2
14.67
5.412
71.2
-22.16
0.078
-7.9
0.322
8.8
1.3
2.5
0.25
-171.4
14.43
5.265
67.8
-22.16
0.078
-8.2
0.327
5.5
1.3
3.0
0.293
176.8
13.28
4.611
51.5
-22.50
0.075
-8.6
0.338
-9.4
1.4
3.5
0.342
162.2
12.13
4.039
36.2
-22.73
0.073
-7.3
0.333
-22.6
1.5
4.0
0.394
148.2
10.99
3.544
21.6
-22.62
0.074
-5.3
0.313
-34.9
1.6
4.5
0.445
133.9
9.84
3.105
7.8
-22.27
0.077
-3.4
0.287
-48
1.6
5.0
0.497
121.6
8.7
2.721
-5.2
-21.51
0.084
-2.7
0.256
-62.1
1.6
5.5
0.534
109.9
7.56
2.388
-17.5
-20.72
0.092
-3.5
0.229
-77.8
1.6
6.0
0.565
99.5
6.46
2.105
-28.8
-19.83
0.102
-5.9
0.204
-94.1
1.5
6.5
0.595
88.2
5.38
1.857
-39.6
-18.94
0.113
-10.4
0.185
-108.7
1.5
7.0
0.615
77.5
4.31
1.643
-49.8
-18.27
0.122
-16
0.162
-120.2
1.5
7.5
0.635
65.2
3.3
1.462
-59.6
-17.72
0.13
-22.1
0.127
-128.8
1.6
8.0
0.662
53.9
2.29
1.301
-68.8
-17.27
0.137
-28.2
0.084
-132.9
1.6
8.5
0.682
43.4
1.37
1.171
-77.6
-16.77
0.145
-34.2
0.033
-145.4
1.6
9.0
0.715
32.3
0.45
1.053
-86
-16.31
0.153
-40.9
0.028
57.9
1.6
9.5
0.752
24.9
-0.31
0.965
-93.5
-15.86
0.161
-47.5
0.081
51.3
1.5
10.0
0.754
16
-1.12
0.879
-101.7
-15.55
0.167
-55.3
0.129
50.1
1.6




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
BGA2011900 MHz high linear low noise amplifier 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
BGA20121900 MHz high linear low noise amplifier 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
MAAP-007649-000100Ultra Linear 2W Power Amplifier 800 to 1000 MHz 1 2 3 4 5 MoreTyco Electronics
CA2832C35.5 dB 1-200 MHz 1.6 WATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER 1 2 3 4 Motorola, Inc
ZX60-8008EConnectorized Amplifier 50 Ohm 20 MHz to 8 GHz 1 2 Mini-Circuits
AM-AMC-138High Performance Amplifier 25 dB Gain 10 - 200 MHz 1 2 3 Tyco Electronics
GALI-74Surface Mount Monolithic Amplifier 50Ω High dynamic range DC to 1 GHz 1 2 3 4 Mini-Circuits
RMPA52524.9-5.9 GHz InGaP HBT WLAN Linear Power Amplifier 1 2 3 4 5 MoreFairchild Semiconductor
AM-119High Performance Amplifier 8 dB Gain 30 - 250 MHz 1 2 3 Tyco Electronics
CA2842C22 dB 10-400 MHz 1.2 WATTS WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER 1 2 3 4 Motorola, Inc

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl