Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM2520 Fiches technique(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation |
|
AM2520 Fiches technique(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation |
2 / 5 page SPEC NO: CDA0448 REV NO: V.1 DATE: OCT/27/2001 PAGE: 2 OF 5 APPROVED:J.LU CHECKED: DRAWN:M.F.CAI Electrical / Optical Characteristics at TA=25 °°°°°C Absolute Maximum Ratings at TA=25 °°°°°C Note: 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. Selection Guide Note: 1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. r e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pd e R y c n e i c i f f E h g i Hd e R y c n e i c i f f E h g i H d e R y c n e i c i f f E h g i H d e R y c n e i c i f f E h g i Hd e R y c n e i c i f f E h g i Hn e e r G t h g i r B r e p u Sn e e r G t h g i r B r e p u S n e e r G t h g i r B r e p u S n e e r G t h g i r B r e p u Sn e e r G t h g i r B r e p u Sw o l l e Yw o l l e Y w o l l e Y w o l l e Yw o l l e Ys t i n Us t i n U s t i n U s t i n Us t i n U n o i t a p i s s i d r e w o P5 0 15 0 15 0 1W m t n e r r u C d r a w r o F C D0 35 20 3A m ] 1 [ t n e r r u C d r a w r o F k a e P0 6 10 4 10 4 1A m e g a t l o V e s r e v e R 555 V e r u t a r e p m e T e g a r o t S / g n i t a r e p O 0 4 - ° 5 8 + o T C °C l o b m y Sl o b m y S l o b m y S l o b m y Sl o b m y Sr e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pe c i v e De c i v e D e c i v e D e c i v e De c i v e D. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T. x a M. x a M . x a M . x a M. x a Ms t i n Us t i n U s t i n U s t i n Us t i n Us n o i t i d n o C t s e Ts n o i t i d n o C t s e T s n o i t i d n o C t s e T s n o i t i d n o C t s e Ts n o i t i d n o C t s e T λ k a e p h t g n e l e v a W k a e P d e R y c n e i c i f f E h g i H n e e r G t h g i r B r e p u S w o ll e Y 7 2 6 5 6 5 0 9 5 m nA m 0 2 = F I λ D h t g n e l e v a W e t a n i m o D d e R y c n e i c i f f E h g i H n e e r G t h g i r B r e p u S w o ll e Y 5 2 6 8 6 5 8 8 5 m nA m 0 2 = F I λ ∆ 2 / 1 h t d i w f l a H e n i L l a r t c e p S d e R y c n e i c i f f E h g i H n e e r G t h g i r B r e p u S w o ll e Y 5 4 0 3 5 3 m nA m 0 2 = F I Ce c n a t i c a p a C d e R y c n e i c i f f E h g i H n e e r G t h g i r B r e p u S w o ll e Y 5 1 5 1 0 2 F pz H M 1 = f ; V 0 = F V V F e g a t l o V d r a w r o F d e R y c n e i c i f f E h g i H n e e r G t h g i r B r e p u S w o ll e Y 0 . 2 2 . 2 1 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 VA m 0 2 = F I I R t n e r r u C e s r e v e Rll A0 1A uV 5 = R V . o N t r a P. o N t r a P . o N t r a P . o N t r a P. o N t r a Pe c i De c i D e c i D e c i De c i De p y T s n e Le p y T s n e L e p y T s n e L e p y T s n e Le p y T s n e L ) d c m ( v I) d c m ( v I ) d c m ( v I ) d c m ( v I) d c m ( v I A m 0 2 @ g n i w e i Vg n i w e i V g n i w e i V g n i w e i Vg n i w e i V e l g n A . n i M. n i M . n i M . n i M. n i M. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 2 / 1 θ 2 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 3 0 D I 0 2 5 2 M A) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I HD E S U F F I D D E R8 0 3° 0 4 3 0 C E 0 2 5 2 M A) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I HR A E L C R E T A W2 10 7° 0 2 3 0 D G S 0 2 5 2 M A) P a G ( N E E R G T H G I R B R E P U SD E S U F F I D N E E R G3 0 1° 0 4 3 0 C G S 0 2 5 2 M A) P a G ( N E E R G T H G I R B R E P U SR A E L C R E T A W0 40 0 1° 0 2 3 0 D Y 0 2 5 2 M A) P a G / P s A a G ( W O L L E YD E S U F F I D W O L L E Y3 0 1° 0 4 3 0 C Y 0 2 5 2 M A) P a G / P s A a G ( W O L L E YR A E L C R E T A W0 10 3° 0 2 |
Numéro de pièce similaire - AM2520 |
|
Description similaire - AM2520 |