Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SI91846DT-35-T1 Fiches technique(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix |
|
SI91846DT-35-T1 Fiches technique(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix |
6 / 9 page Si91845/6 Vishay Siliconix www.vishay.com 6 Document Number: 71733 S-40591—Rev. B, 29-Mar-04 TYPICAL CHARACTERISTICS (INTERNALLY REGULATED, 25_C UNLESS NOTED) 0 50 100 150 200 250 300 350 0 60 120 180 240 300 Dropout Voltage vs. Load Current ILOAD (mA) 0 50 100 150 200 250 300 350 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 Dropout Voltage vs. Temperature 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 123 456 VIN − VOUT Transfer Characteristic VIN (V) Junction Temperature (_C) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Dropout Voltage vs. VOUT VOUT IOUT = 0 mA IOUT = 150 mA IOUT = 10 mA IOUT = 75 mA VOUT = 3.0 V VOUT = 3.0 V VOUT = 3.0 V IOUT = 10 mA IOUT = 75 mA IOUT = 150 mA IOUT = 300 mA IOUT = 300 mA |
Numéro de pièce similaire - SI91846DT-35-T1 |
|
Description similaire - SI91846DT-35-T1 |