Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRDCIP2005A-A Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRDCIP2005A-A
Description  IRDCiP2005A-A: 1MHz, 65A DC, 80A Peak, Dual Phase, Sync Buck Converter using iP2005
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRDCIP2005A-A Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRDCIP2005A-A Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
_____________
_IRDCiP2005A-A
3
www.irf.com
1.12
1.14
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
0
20406080
1
Io (A) 00
Load Line when
Vin=12V,
Vdd=5V,
Ta=25degC,
Fsw=1MHz
Fig. 3 Load Line RLL = 1.2 mΩ
Phase Margin= 108 deg
Fc= 25.3 kHz
Conditions:
Vin=12V
Vo=1.25V
Io=60A
Fsw=1MHz
Fig. 4 Bode Plot


Numéro de pièce similaire - IRDCIP2005A-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRDCIP2005C-1 IRF-IRDCIP2005C-1 Datasheet
1Mb / 13P
   IRDCiP2005C-1: 500kHz, 60A, Single Output, Dual Phase Synchronous Buck Converter Featuring iP2005C and IR3623M
IRDCIP2005C-2 IRF-IRDCIP2005C-2 Datasheet
1Mb / 16P
   IRDCiP2005C-2: 500kHz, 30A, Dual Output, 180o Out of Phase Synchronous Buck Converter Featuring iP2005C and IR3623M
More results

Description similaire - IRDCIP2005A-A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRDCIP2002-C IRF-IRDCIP2002-C Datasheet
1Mb / 7P
   1MHz, 120A, 4-phase Synchronous Buck Converter using iP2002
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT1157 ANALOGICTECH-AAT1157 Datasheet
394Kb / 14P
   1MHz 1.2A Buck DC/DC Converter
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN28 SIGE-AATIAN28 Datasheet
130Kb / 6P
   1MHz 2.5A Buck DC/DC Converter
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT1154 ANALOGICTECH-AAT1154 Datasheet
482Kb / 18P
   1MHz 3A Buck DC/DC Converter
logo
International Rectifier
IRDCIP2003A-C IRF-IRDCIP2003A-C Datasheet
1Mb / 8P
   1MHz, 160A, Synchronous Buck Converter Using iP2003A
IRDCIP2001-C IRF-IRDCIP2001-C Datasheet
674Kb / 8P
   IRDCiP2001-C, 500kHz, 80A, 4-phase Synchronous Buck Converter using iP2001
logo
Dialog Semiconductor
DA9210 DIALOG-DA9210 Datasheet
3Mb / 90P
   Multi-Phase 12 A DC-DC Buck Converter
logo
Diodes Incorporated
AP3441 DIODES-AP3441_V01 Datasheet
776Kb / 13P
   1MHZ, 3A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev. 3 - 2 September 2019
logo
Global Mixed-mode Techn...
G5692 GMT-G5692 Datasheet
90Kb / 1P
   1MHz, All-Ceramic, 2A PWM Buck DC/DC Converter
AT1528 GMT-AT1528 Datasheet
178Kb / 2P
   1MHz, All-Ceramic, 2A PWM Buck DC/DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com