Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF82 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce IRF82
Description  N CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSTRANSISTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

IRF82 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  IRF82 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics IRF82 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics IRF82 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics IRF82 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics IRF82 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics IRF82 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF82

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
IRF820 MOTOROLA-IRF820 Datasheet
140Kb / 2P
   N-CHANNEL Enhancement-Mode Silicon Gate TMOS
logo
List of Unclassifed Man...
IRF820 ETC2-IRF820 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
STMicroelectronics
IRF820 STMICROELECTRONICS-IRF820 Datasheet
92Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 2.5ohm - 2.5 A - TO-220 PowerMESH] MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF820 VISHAY-IRF820 Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
Samsung semiconductor
IRF820 SAMSUNG-IRF820 Datasheet
322Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
More results

Description similaire - IRF82

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com