Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


TA4018F Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numéro de pièce TA4018F
Description  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo 

   
 5 page
background image
TA4018F
2003-03-12
5
S11
S11
S22
VGC=0.5V
Vcc=5V
VGC=3V
Vcc=5V
|S21|
2-f
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
200
400
600
800
1000
f(MHz)
|S12|
2-f
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
200
400
600
800
1000
f(MHz)
|S21|
2-f
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
0
200
400
600
800
1000
f (MHz)
S22
|S12|
2-f
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
200
400
600
800
1000
f (MHz)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
TA2069AFTOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
T6L24TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC SOURCE DRIVER FOR TFT LCD PANELS 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA8409SGTOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic Bridge Driver 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA1360ANGTOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA1218FTOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA2159FTOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA8428KTOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
TA4012AFETOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic 1 2 3 4 Toshiba Semiconductor

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl