Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMP1304-007 Fiches technique(PDF) 4 Page - Alpha Industries

No de pièce SMP1304-007
Description  Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ALPHA [Alpha Industries]
Site Internet  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMP1304-007 Fiches technique(HTML) 4 Page - Alpha Industries

  SMP1304-007 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMP1304-007 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMP1304-007 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries SMP1304-007 Datasheet HTML 4Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 1/01A
Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1304 Series
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOT-143
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.15 mm) MAX.
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.047 (1.20 mm) MAX.
0.030 (0.76 mm) MIN.
0.035 (0.89 mm) MAX.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.003 (0.08 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
8˚ MAX.
0.020 (0.50 mm) REF.
0.028 (0.70 mm) REF.
0.068 (1.72 mm) REF.
0.076 (1.92 mm) REF.
4
3
2
1
SOT-5
0.074
(1.90 mm)
REF.
0.118
(3.00 mm)
0.087
(2.20 mm)
0.012
(0.30 mm)
0.000
(0.00 mm)
MIN.
0.122 (3.10 mm)
0.106 (2.70 mm)
0.064 (1.63 mm)
0.035 (0.90 mm)
0.020 (0.51 mm)
0.014 (0.35 mm)
1
54
23
0.037 (0.95 mm) REF.
0.069
(1.75 mm)
0.052
(1.30 mm)
0.024
(0.61 mm)
0.004
(0.10 mm)
0.0104 (0.26 mm)
0.0035 (0.09 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) TYP.


Numéro de pièce similaire - SMP1304-007

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMP1304-005 SKYWORKS-SMP1304-005 Datasheet
775Kb / 8P
   Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1304-005LF SKYWORKS-SMP1304-005LF Datasheet
775Kb / 8P
   Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1304-006LF SKYWORKS-SMP1304-006LF Datasheet
775Kb / 8P
   Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
More results

Description similaire - SMP1304-007

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMP1304 SKYWORKS-SMP1304 Datasheet
374Kb / 6P
   Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1304 SKYWORKS-SMP1304_15 Datasheet
775Kb / 8P
   Low-Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1307 SKYWORKS-SMP1307_15 Datasheet
755Kb / 9P
   Very Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1307 SKYWORKS-SMP1307 Datasheet
89Kb / 6P
   Very Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
logo
Alpha Industries
SMP1307 ALPHA-SMP1307 Datasheet
501Kb / 4P
   Very Low Distortion Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1302 ALPHA-SMP1302 Datasheet
496Kb / 3P
   Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMP1302 SKYWORKS-SMP1302_15 Datasheet
1Mb / 11P
   Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1302 SKYWORKS-SMP1302 Datasheet
458Kb / 5P
   Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1322 SKYWORKS-SMP1322_15 Datasheet
879Kb / 9P
   Low Resistance, Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1331 SKYWORKS-SMP1331 Datasheet
668Kb / 8P
   Low Capacitance, Plastic Packaged PIN Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com