Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7802DN Fiches technique(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7802DN
Description  N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7802DN Fiches technique(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SI7802DN Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7802DN Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7802DN Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SPICE Device Model Si7802DN
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 73173
2
07-Oct-04
SPECIFICATIONS (TJ = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Simulated
Data
Measured
Data
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 µA
2.8
V
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS ≥ 5 V, VGS = 10 V
14
A
VGS = 10 V, ID = 1.95 A
0.362
0.360
Drain-Source On-State Resistance
a
rDS(on)
VGS = 6 V, ID = 1.9 A
0.369
0.370
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = 15 V, ID = 1.95 A
4
8
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = 3.2 A, VGS = 0 V
0.74
0.80
V
Dynamic
b
Total Gate Charge
Qg
12
14
Gate-Source Charge
Qgs
2.8
2.8
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS = 125 V, VGS = 10 V, ID = 1.95 A
4.4
4.4
nC
Notes
a. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.


Numéro de pièce similaire - SI7802DN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7802DN VISHAY-SI7802DN Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI7802DN VISHAY-SI7802DN_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
More results

Description similaire - SI7802DN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP VISHAY-SI7190DP Datasheet
314Kb / 13P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
logo
Analog Power
AMR400N ANALOGPOWER-AMR400N Datasheet
351Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4434DY VISHAY-SI4434DY Datasheet
70Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-Dec-03
logo
Analog Power
AM14N25-280D ANALOGPOWER-AM14N25-280D Datasheet
347Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM30N25-270P ANALOGPOWER-AM30N25-270P Datasheet
337Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP-T1-GE3 VISHAY-SI7190DP-T1-GE3 Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
SIR692DP VISHAY-SIR692DP Datasheet
210Kb / 7P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Dec-16
logo
Analog Power
AM6N25-1100D ANALOGPOWER-AM6N25-1100D Datasheet
306Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM8N25-550D ANALOGPOWER-AM8N25-550D Datasheet
346Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS92DN VISHAY-SISS92DN Datasheet
227Kb / 8P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7190ADP VISHAY-SI7190ADP Datasheet
229Kb / 9P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com