Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLP172A Fiches technique(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TLP172A
Description  TOSHIBA Photocoupler Photorelay
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP172A Fiches technique(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP172A Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP172A Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP172A Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP172A Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP172A Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP172A Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TLP172A
2002-04-25
3
Isolation Characteristics (Ta
==== 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Capacitance input to output
CS
VS = 0 V, f = 1 MHz
¾
0.8
¾
pF
Isolation resistance
RS
VS = 500 V, R.H. <= 60%
5
´ 10
10
10
14
¾
W
AC, 1 min
1500
¾
¾
AC, 1 s, in oil
¾
3000
¾
Vrms
Isolation voltage
BVS
DC, 1 min, in oil
¾
3000
¾
Vdc
Switching Characteristics (Ta
==== 25°C)
Characteristics
Symbol
Test Condition
Min
Typ.
Max
Unit
Turn-on time
tON
¾
0.8
2
Turn-off time
tOFF
RL = 200 W
(注 2)
VDD = 20 V, IF = 5 mA
¾
0.1
0.5
ms
Note 2: Switching time test circuit
4
tOFF
tON
10%
90%
VOUT
IF
1
VDD
VOUT
RL
3
2
IF


Numéro de pièce similaire - TLP172A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP172A TOSHIBA-TLP172A Datasheet
185Kb / 7P
   Photocoupler Photorelay
TLP172AM TOSHIBA-TLP172AM Datasheet
132Kb / 6P
   Photocouplers Photorelay
TLP172A TOSHIBA-TLP172A_07 Datasheet
185Kb / 7P
   Photocoupler Photorelay
More results

Description similaire - TLP172A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G Datasheet
164Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4197G TOSHIBA-TLP4197G Datasheet
156Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTORELAY
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA Datasheet
139Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP202G TOSHIBA-TLP202G Datasheet
131Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4597G TOSHIBA-TLP4597G_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLX9160T TOSHIBA-TLX9160T Datasheet
511Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2021-04-01
TLP172G TOSHIBA-TLP172G Datasheet
138Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP176GA TOSHIBA-TLP176GA Datasheet
158Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP592A TOSHIBA-TLP592A_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4026G TOSHIBA-TLP4026G Datasheet
399Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-24
TLP170A TOSHIBA-TLP170A Datasheet
350Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com